|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module Datenblatt / Data sheet TT92N TT92N Kenndaten TT92N..K..-K TD92N TD92N..K..-A DT92N NT92N Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Hochstzulassige Werte / Maximum rated values Periodische Vorwarts- und Ruckwarts-Spitzensperrspannung Tvj = -40C... Tvj max repetitive peak forward off-state and reverse voltages Vorwarts-Stospitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage Ruckwarts-Stospitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage Durchlastrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current Dauergrenzstrom average on-state current Stostrom-Grenzwert surge current Grenzlastintegral It-value Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage TC = 85C TC = 76C Tvj = 25 C, tP = 10 ms Tvj = Tvj max, tP = 10 ms Tvj = 25 C, tP = 10 ms Tvj = Tvj max, tP = 10 ms DIN IEC 747-6 f = 50 Hz, iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/s Tvj = Tvj max, vD = 0,67 VDRM 6.Kennbuchstabe / 6th letter F Tvj = -40C... Tvj max Tvj = +25C... Tvj max Elektrische Eigenschaften VDRM,VRRM 1200 VDSM VRSM ITRMSM ITAVM ITSM It (diT/dt)cr (dvD/dt)cr 1200 1300 1400 V 1600 V 1400 V 1600 V 1500 V 1700 V 160 A 92 A 104 A 2050 A 1800 A 21000 As 16200 As 150 A/s 1000 V/s Charakteristische Werte / Characteristic values Durchlaspannung on-state voltage Schleusenspannung threshold voltage Ersatzwiderstand slope resistance Zundstrom gate trigger current Zundspannung gate trigger voltage Nicht zundender Steuerstrom gate non-trigger current Nicht zundende Steuerspannung gate non-trigger voltage Haltestrom holding current Einraststrom latching current Vorwarts- und Ruckwarts-Sperrstrom forward off-state and reverse current Zundverzug gate controlled delay time Tvj = Tvj max , iT = 300 A Tvj = Tvj max Tvj = Tvj max Tvj = 25C, vD = 6 V Tvj = 25C, vD = 6 V Tvj = Tvj max , vD = 6 V Tvj = Tvj max , vD = 0,5 VDRM Tvj = Tvj max , vD = 0,5 VDRM Tvj = 25C, vD = 6 V, RA = 5 Tvj = 25C, vD = 6 V, RGK 10 iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/s, tg = 20 s Tvj = Tvj max vD = VDRM, vR = VRRM DIN IEC 747-6 Tvj = 25 C, iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/s vT V(TO) rT IGT VGT IGD VGD IH IL max. 1,62 V 0,85 V 2,15 m max. max. max. max. max. max. max. 120 mA 1,4 V 5,0 mA 2,5 mA 0,2 V 200 mA 620 mA iD, iR tgd max. max. 25 mA 3 s prepared by: C.Drilling approved by: J. Novotny date of publication: revision: 09.07.02 3 BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 1/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module Datenblatt / Data sheet TT92N Tvj = Tvj max, iTM = ITAVM vRM = 100 V, vDM = 0,67 VDRM dvD/dt = 20 V/s, -diT/dt = 10 A/s 5.Kennbuchstabe / 5th letter O RMS, f = 50 Hz, t = 1 min RMS, f = 50 Hz, t = 1 sec tq Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Charakteristische Werte / Characteristic values Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time typ. VISOL 150 s 2,5 kV 3,0 kV Isolations-Prufspannung insulation test voltage Thermische Eigenschaften / Thermal properties Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case Thermische Eigenschaften pro Modul / per Module, = 180 sin RthJC pro Zweig / per arm, = 180 sin pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC pro Modul / per Module pro Zweig / per arm RthCH Tvj max Tc op Tstg max. max. max. max. max. max. 0,185 0,370 0,175 0,350 C/W C/W C/W C/W Ubergangs-Warmewiderstand thermal resistance, case to heatsink Hochstzulassige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature Betriebstemperatur operating temperature Lagertemperatur storage temperature Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties Gehause, siehe Anlage case, see annex Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact Innere Isolation internal insulation Anzugsdrehmoment fur mechanische Anschlusse mounting torque Anzugsdrehmoment fur elektrische Anschlusse terminal connection torque Steueranschlusse control terminals Gewicht weight Kriechstrecke creepage distance Schwingfestigkeit vibration resistance 0,05 C/W 0,10 C/W 130 C -40...+130 C -40...+130 C Mechanische Eigenschaften Seite 3 page 3 AlN Toleranz / Tolerance 15% Toleranz / Tolerance 10% DIN 46 244 G M1 M2 4 4 A 2,8 x 0,8 typ. 160 g 12,5 mm f = 50 Hz file-No. 50 m/s E 83336 Nm Nm Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehorigen technischen Erlauterungen. This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes. BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 2/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module Datenblatt / Data sheet TT92N Mabild Mabild Mabild 1 2 54 3 76 1 2 54 3 1 2 76 3 TT 1 2 4576 TD 3 DT 3 2 76 1 2 54 3 TT-K TD-A NT BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 3/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module Datenblatt / Data sheet TT92N R,T - Werte Di R,T-Werte Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z thJC fur DC Analytical elements of transient thermal impedance Z thJC for DC 1 0,005 0,00004 2 0,0195 0,00223 3 0,0518 0,022 4 0,128 0,235 5 0,146 1,24 n max Pos. n Rthn [C/W] n [s] 6 7 Analytische Funktion / Analytical function: Z thJC = n=1 S R thn 1 - e -t tn Luftselbstkuhlung / Natural cooling 3 Module pro Kuhlkorper / 3 modules per heatsink Kuhler / Heatsink type: KM14 (50W) Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z thCA Analytical elements of transient thermal impedance Z thCA Pos. n Rthn [C/W] n [s] 1 0,007 0,701 2 0,141 4,72 3 0,119 42,5 4 2,133 910 5 6 7 Verstarkte Kuhlung / Forced cooling 3 Module pro Kuhlkorper / 3 modules per heatsink Kuhler / Heatsink type: KM14 (Papst 4650N) Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z thCA Analytical elements of transient thermal impedance Z thCA Pos. n Rthn [C/W] n [s] 1 0,007 0,701 2 0,141 4,72 3 0,119 42,5 4 0,583 249 5 6 7 nmax Analytische Funktion / Analytical function: Z thCA = n=1 S Rthn 1 - e -t tn BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 4/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 0,500 Diagramme Datenblatt / Data sheet TT92N = 30 60 90 120 180 0,400 0 Trans. Warmewiderstand bei Sinus 0 180 Z(th)JC [C/W] 0,300 0,200 0,100 0,000 0,01 0,1 1 t [s] 10 100 Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm ZthJC = f(t) Sinusformiger Strom / Sinusoidal current Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle Trans. Warmewiderstand bei Rechteck 0,600 = 30 0,500 0,400 Z(th)JC [C/W] 0,300 0,200 0,100 0,000 0,001 0 60 0 180 90 120 180 DC 0,01 0,1 t [s] 1 10 100 Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm ZthJC = f(t) Rechteckformiger Strom / Rectangular current Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 5/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 160 Diagramme Datenblatt / Data sheet TT92N 180 140 120 PTAV [W] 100 80 60 40 20 0 0 20 0 Durchgangsverluste bei Sinus 120 0 180 90 60 Q = 30 40 60 ITAV [A] 80 100 120 Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PTAV = f(ITAV) Sinusformiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 200 Durchgangsverluste bei Rechteck DC 0 150 PTAV [W] 0 180 180 120 90 60 100 Q = 30 50 0 0 20 40 60 80 ITAV [A] 100 120 140 160 180 Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PTAV = f(ITAV) Rechteckformiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 6/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module Datenblatt / Data sheet TT92N 140 120 TC [C] 100 80 60 40 20 0 20 Gehausetemperatur bei Sinus 0 0 180 Q = 30 60 90 120 180 40 60 ITAVM [A] 80 100 120 Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature TC = f(ITAVM) Sinusformiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle Gehausetemperatur bei Rechteck 140 120 100 TC [C] 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 ITAVM [A] 140 160 180 0 0 180 Q = 30 60 90 120 180 DC Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature TC = f(ITAVM) Rechteckformiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 7/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 600 0,10 0,12 0,15 400 0,20 0,25 300 0,30 0,40 200 0,50 0,60 0,80 1,00 1,50 2,00 0 20 40 60 0,08 Datenblatt / Data sheet TT92N B2 ID RthCA [C/W] 500 Maximaler Strom bei B2 und B6 ~ R-Last R-load + - L-Last L-load 100 0 T A [C] 80 100 120 0 50 100 I D [A] 150 200 Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current ID B2- Zweipuls-Bruckenschaltung / Two-pulse bridge circuit Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Ptot Parameter: Warmewiderstand zwischen den Gehausen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient RthCA 700 0,10 600 0,12 0,15 0,08 R thCA [C/W] B6 ID + 3~ 500 - 400 0,20 0,25 300 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,50 0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 150 200 200 100 0 T A [C] ID [A] Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current ID B6- Sechspuls-Bruckenschaltung / Six-pulse bridge circuit Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Ptot Parameter: Warmewiderstand zwischen den Gehausen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient RthCA BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 8/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 300 0,20 250 0,25 0,30 200 0,40 0,50 150 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 3,00 0,15 0,12 Datenblatt / Data sheet TT92N W 1C ~ R thCA [C/W] Maximaler Strom bei W1C und W3C IRMS ~ 100 50 0 0 20 40 T [C] 60 A 80 100 120 0 50 100 I RMS [A] 150 200 Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current IRMS W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Ptot Parameter: Warmewiderstand zwischen den Gehause und Umgebung / Thermal resistance case to ambient RthCA 700 600 500 400 300 200 100 0 0 20 40 T A [C] 60 80 100 120 0 50 100 I RMS [A] 150 200 0,10 0,12 0,15 0,08 R thCA [C/W] ~ W 3C ~ ~ IRMS ~ ~ ~ 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,50 Hochstzulassiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current IRMS W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Ptot Parameter: Warmewiderstand zwischen den Gehausen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient RthCA BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 9/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 100 Datenblatt / Data sheet TT92N Steuercharakteristik 10 d a b c 1 0,1 1 10 100 iG [mA] 1000 10000 100000 Steuercharakteristik vG = f (iG) mit Zundbereichen fur VD = 6 V Gate characteristic vG = f (iG) with triggering area for VD = 6 V Hochstzulassige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation PGM = f (tg) : a - 40 W/10ms b - 80 W/1ms 1000 Zundverzug c - 100 W/0,5ms d - 150W/0,1ms 100 tgd [s] 10 a b 1 0,1 10 100 iGM [mA] 1000 10000 Zundverzug / Gate controlled delay time tgd = f(iG) Tvj = 25C, diG/dt = iGM/1s a - maximaler Verlauf / Limiting characteristic b - typischer Verlauf / Typical characteristic BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 10/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 1000 Datenblatt / Data sheet TT92N Sperrverzogerungsladung iTM = 500A 200A 100A 50A 20A 100 1 10 -di/dt [A/s] 100 Sperrverzogerungsladung / Recovered charge Qr = f(-di/dt) Tvj = Tvjmax, vR 0,5 VRRM, vRM = 0,8 VRRM Parameter: Durchlastrom / On-state current iTM 1.600 IT(OV)M [A] 1.400 1.200 1.000 800 b Grenzstrom a TA = 35 C TA = 45 C 600 400 200 0 0,01 0,1 t [s] 1 Grenzstrom / Maximum overload on-state current IT(OV)M = f(t), vRM = 0,8 VRRM a: Leerlauf / No-load conditions b: nach Belastung mit ITAVM / after load with ITAVM TA = 35C, Luftselbstkuhlung / Forced air cooling TA = 45C, naturliche Luftkuhlung / Natural air cooling BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 11/12 N Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module 1.000 Datenblatt / Data sheet TT92N Uberstrom 0A 800 5A 10 A 15 A 20 A 25 A I TAV (vor) = IT(OV) [A] 600 400 200 0 0,01 0,1 1 t [s] 10 100 1000 10000 Uberstrom je Zweig / Overload on-state current IT(OV) B6- Sechspuls-Bruckenschaltung, 120 Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120 rectangular Kuhlkorper / Heatsink type KM14 (50W) Luftselbstkuhlung bei / Natural cooling at TA = 45C Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm ITAV(vor) 1.000 I TAV (vor) = 0A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A 800 IT(OV) [A] 600 400 200 0 0,01 0,1 1 t [s] 10 100 1000 10000 Uberstrom je Zweig / Overload on-state current IT(OV) B6- Sechspuls-Bruckenschaltung, 120 Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120 rectangular Kuhlkorper / Heatsink type KM14 (Papst 4650N) verstarkte Kuhlung bei / Forced cooling at TA = 35C Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm ITAV(vor) BIP AC/ 27.05.2002, C. Drilling A8/02 Seite/page 12/12 Terms & Conditions of Usage Attention The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact". Warning Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact". |
Price & Availability of TT92N |